| データシートサーチシステム |
|
STB40N20 データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STB40N20 データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 13 page ![]() 9/13 STB40N20 - STP40N20 - STW40N20 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.85 5.15 0.19 0.20 A1 2.20 2.60 0.086 0.102 b 1.0 1.40 0.039 0.055 b1 2.0 2.40 0.079 0.094 b2 3.0 3.40 0.118 0.134 c 0.40 0.80 0.015 0.03 D 19.85 20.15 0.781 0.793 E 15.45 15.75 0.608 0.620 e5.45 0.214 L 14.20 14.80 0.560 0.582 L1 3.70 4.30 0.14 0.17 L2 18.50 0.728 øP 3.55 3.65 0.140 0.143 øR 4.50 5.50 0.177 0.216 S5.50 0.216 TO-247 MECHANICAL DATA |