データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC34063AL-S08-R データシート(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

部品番号 MC34063AL-S08-R
部品情報  DC TO DC CONVERTER CONTROLLER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  UTC [Unisonic Technologies]
ホームページ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

MC34063AL-S08-R データシート(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

  MC34063AL-S08-R Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies MC34063AL-S08-R Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies MC34063AL-S08-R Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies MC34063AL-S08-R Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies MC34063AL-S08-R Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies MC34063AL-S08-R Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies MC34063AL-S08-R Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies MC34063AL-S08-R Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies MC34063AL-S08-R Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
MC34063A
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD
6 of 9
www.unisonic.com.tw
QW-R103-008.N
V OLT AGE I N V ERT I N G CON V ERT ER
TEST
CONDITIONS
RESULTS
Line Regulation
VIN = 4.5V ~ 6.0V, IOUT = 100mA
3.0mV = ±0.012%
Load Regulation
VIN = 5.0V, IOUT = 10mA ~ 100mA
0.022V = ±0.09%
Output Ripple
VIN = 5.0V, IOUT = 100mA
500mVP-P
Short Circuit Current
VIN = 5.0V, RL = 0.1
Ω
910mA
Efficiency
VIN = 5.0V, IOUT = 100mA
62.2%
Output Ripple With Optional Filter
VIN = 5.0V, IOUT = 100mA
70mVP-P



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9