データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISCB18154 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 ISCB18154
部品情報  isc N-Channel MOSFET Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

ISCB18154 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  ISCB18154 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited ISCB18154 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCB18154
·
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TC=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYPE
MAX
UNIT
V(BR)DSS
Drain-Source Breakdown Voltage
VGS= 0; ID= 250µA
100
120
V
VGS(th)
Gate Threshold Voltage
VDS= VGS; ID=250µA
1
1.6
3
V
VSD
Diode Forward On-Voltage
IS=50A ;VGS= 0
1.2
V
RDS(on)
Drain-Source On-Resistance
VGS= 10V; ID=50A
5
mΩ
IGSS
Gate-Body Leakage Current
VGS= ±30V;VDS= 0
±
100
nA
IDSS
Zero Gate Voltage Drain Current
VDS= 100V; VGS= 0
1
µA



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com