データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MDE-7D180M データシート(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

部品番号 MDE-7D180M
部品情報  MDE Semiconductor, Inc. Circuit Protection Products
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
ホームページ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

MDE-7D180M データシート(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  MDE-7D180M Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MDE Semiconductor, Inc. Circuit Protection Products
78-150 Calle Tampico, Unit 210, La Quinta, CA., USA 92253 Tel: 760-564-8656 • Fax: 760-564-241
1-800-831-4881 Email: sales@mdesemiconductor.com Web: www.mdesemiconductor.com
Metal Oxide Varistors
Standard D Series 7 mm Disc
Rated
Power
Typical
Capacitance
(Reference)
ACrms
(v)
DC
(v)
V@10A
(v)
Ip
(A)
10/1000
(µs)
(J)
2ms (J)
1 time
(A)
2 times
(A)
(w)
1kHz
(pF)
MDE-7D180M
18
16-20
11
14
•36
2.5
1.1
0.9
500
250
0.02
3,800
MDE-7D220M
22
20-24
14
18
•43
2.5
1.3
1.0
500
250
0.02
3,600
MDE-7D270K
27
24-30
17
22
•53
2.5
1.6
1.3
500
250
0.02
3,400
MDE-7D330K
33
30-36
20
26
•65
2.5
2.0
1.6
500
250
0.02
2,900
MDE-7D390K
39
35-43
25
31
•77
2.5
2.4
1.9
500
250
0.02
1,600
MDE-7D470K
47
42-52
30
38
•93
2.5
2.8
2.3
500
250
0.02
1,550
MDE-7D560K
56
50-62
35
45
•110
2.5
3.4
2.7
500
250
0.02
1,500
MDE-7D680K
68
61-75
40
56
•135
2.5
4.1
3.3
500
250
0.02
1,200
MDE-7D820K
82
74-90
50
65
135
10
7.0
5.0
1750
1250
0.25
860
MDE-7D101K
100
90-110
60
85
165
10
8.5
6.0
1750
1250
0.25
750
MDE-7D121K
120
108-132
75
100
200
10
10.0
7.0
1750
1250
0.25
530
MDE-7D151K
150
135-165
95
125
250
10
13.0
9.0
1750
1250
0.25
410
MDE-7D181K
180
162-198
115
150
340
10
15.0
10.4
1750
1250
0.25
300
MDE-7D201K
200
185-225
130
170
340
10
17.5
12.5
1750
1250
0.25
250
MDE-7D221K
220
198-242
140
180
360
10
19.0
13.5
1750
1250
0.25
240
MDE-7D241K
240
216-264
150
200
395
10
21.0
15.0
1750
1250
0.25
240
MDE-7D271K
270
247-303
175
225
455
10
24.0
17.0
1750
1250
0.25
220
MDE-7D301K
300
270-330
195
250
500
10
26.0
18.5
1750
1250
0.25
190
MDE-7D331K
330
297-363
210
275
550
10
28.0
20.0
1750
1250
0.25
170
MDE-7D361K
360
324-396
230
300
595
10
32.0
23.0
1750
1250
0.25
180
MDE-7D391K
390
351-429
250
320
650
10
35.0
25.0
1750
1250
0.25
160
MDE-7D431K
430
387-473
275
350
710
10
40.0
27.5
1750
1250
0.25
150
MDE-7D471K
470
423-517
300
385
775
10
42.0
30.0
1750
1250
0.25
130
MDE-7D511K
510
459-561
320
410
845
10
45.0
32.0
1750
1250
0.25
120
MDE-7D561K
560
504-616
350
460
915
10
45.0
32.0
1750
1250
0.25
120
MDE-7D621K
620
558-682
385
505
1025
10
45.0
32.0
1750
1250
0.25
120
MDE-7D681K
680
612-748
420
560
1120
10
53.0
40.0
1750
1250
0.25
120
•The clamping voltage from 180K to 680K
is tested with current @ 2.5A.
Max Peak
Current
(8/20 µ S)
Maximum
Allowable
Voltage
PART
NUMBER
Varistor
Voltage
V@1mA
(v)
Energy
Max Clamping
Voltage
(8/20 µ S)
7/23/2002


同様の部品番号 - MDE-7D180M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
MDE Semiconductor, Inc.
MDE-7D180M MDE-MDE-7D180M Datasheet
90Kb / 1P
Metal Oxide Varistors
More results

同様の説明 - MDE-7D180M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
AN2264 MOTOROLA-AN2264 Datasheet
286Kb / 20P
Freescale Semiconductor, Inc.
MPC7450EC MOTOROLA-MPC7450EC Datasheet
1Mb / 52P
Freescale Semiconductor, Inc.
68HC908JB8FS MOTOROLA-68HC908JB8FS Datasheet
226Kb / 2P
Freescale Semiconductor, Inc.
logo
Freescale Semiconductor...
MC68302FC16C FREESCALE-MC68302FC16C Datasheet
261Kb / 13P
Freescale Semiconductor, Inc.
MC711K4CFNE3 FREESCALE-MC711K4CFNE3 Datasheet
2Mb / 290P
Freescale Semiconductor, Inc.
MC68040FE25A FREESCALE-MC68040FE25A Datasheet
3Mb / 442P
Freescale Semiconductor, Inc.
MC68302EH16C FREESCALE-MC68302EH16C Datasheet
261Kb / 13P
Freescale Semiconductor, Inc.
MC68HC705J1ACPE FREESCALE-MC68HC705J1ACPE Datasheet
1Mb / 162P
Freescale Semiconductor, Inc.
logo
Davicom Semiconductor, ...
DM9051NP DAVICOM-DM9051NP Datasheet
87Kb / 1P
DAVICOM Semiconductor, Inc
DM9000C DAVICOM-DM9000C Datasheet
411Kb / 63P
DAVICOM Semiconductor, Inc.
12, 2012
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com