| データシートサーチシステム |
|
AS358 データシート(PDF) 12 Page - Diodes Incorporated |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS358 データシート(HTML) 12 Page - Diodes Incorporated |
|
12 / 19 page ![]() AS358/358A/358B Document number: DS36834 Rev. 6 - 2 12 of 19 www.diodes.com May 2018 © Diodes Incorporated AS358/358A/358B Package Outline Dimensions (Cont. All dimensions in mm(inch).) (2) Package Type: TDIP-8 1.500(0.059) 1.700(0.067) 3.300(0.130)MAX 0.600(0.024) 0.800(0.031) 0.940(0.037) 1.040(0.041) 1.470(0.058) 1.670(0.066) 2.540(0.100) BCS 3.100(0.122) 3.500(0.138) 7.570(0.298) 8.200(0.323) 8.200(0.323) 9.400(0.370) 9.150(0.360) 9.350(0.368) 6.250(0.246) 6.450(0.254) 0.500(0.020)MIN 0.390(0.015) 0.550(0.022) Note: Eject hole, oriented hole and mold mark is optional. |