| データシートサーチシステム |
|
S24CS16A データシート(PDF) 16 Page - Seiko Instruments Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S24CS16A データシート(HTML) 16 Page - Seiko Instruments Inc |
|
16 / 49 page ![]() 2ワイヤ CMOS シリアルE2PROM S-24CS16A Rev.4.0_00 セイコーインスツル株式会社 16 6.3 アクノリッジポーリング アクノリッジポーリングは、 E2PROMの書き換え動作の終了を知るために用います。ストップコ ンディションを受け取り、いったん E2PROMの書き換え動作が開始すると、すべての動作は禁止 され、マスターデバイスの送出する信号に応答することはできません。従って、マスターデバイ スは E2PROM (スレーブデバイス) に対してスタートコンディション・デバイスアドレス・リー ド /ライト命令コードを送出し、スレーブデバイスの応答を検出することで、 E2PROMの書き換 え動作の終了を知ることができます。すなわち、スレーブデバイスがアクノリッジを返さなけれ ば、書き換え動作中であることを示し、アクノリッジを返せば、書き換え動作が終了したという ことを知ることができます。アクノリッジポーリングの際にマスターデバイスが送出するリード /ライト命令コードは、リード命令の“1”を用いることを推奨します。 6.4 ライトプロテクト S-24CS16Aは、ライトプロテクト機能を有しています。WP端子がVCCに接続されているときは、 全メモリ領域への書き込みを禁止します。 WP端子がGNDに接続されているときは、ライトプロ テクト機能は無効となり、全メモリ領域の書き込み動作が可能となります。ライトプロテクト機 能を使用しない場合は、必ず WP端子をGNDに接続しておきます。ライトプロテクト機能は、動 作電源電圧範囲内において有効です。 |