データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0174C データシート(PDF) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0174C
部品情報  SAW Filter 2140 MHz 60MHz Bw for Mobile Communication
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0174C データシート(HTML) 7 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0174C Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0174C Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0174C Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0174C Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0174C Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0174C Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0174C Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 7 -
H . RECOMMENDED REFLOW PROFILE :
1. Preheating shall be fixed at 150~180℃ for 60~90 seconds.
2. Ascending time to preheating temperature 150℃ shall be 30 seconds min.
3. Heating shall be fixed at 220℃ for 50~80 seconds and at 245~260℃ peak (min. 10sec).
4. Time : 2 times.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com