| データシートサーチシステム |
|
STP08CL596M データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP08CL596M データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 16 page ![]() STP08CL596 10/16 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 Plastic DIP-16 (0.25) MECHANICAL DATA P001C |