| データシートサーチシステム |
|
HT95L00P データシート(PDF) 48 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT95L00P データシート(HTML) 48 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
48 / 52 page ![]() Package Information 56-pin SSOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 395 ¾ 420 B 291 ¾ 299 C8 ¾ 12 C ¢ 720 ¾ 730 D89 ¾ 99 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G25 ¾ 35 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 8 ° HT95LXXX Rev. 1.20 48 May 26, 2004 5 6 1 A 2 9 2 8 B C D F C ' H a E G |