データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSM511000CL-45JS データシート(PDF) 15 Page - OKI electronic componets

部品番号 MSM511000CL-45JS
部品情報  1,048,576-Word x 1-Bit DYNAMIC RAM : FAST PAGE MODE TYPE
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  OKI [OKI electronic componets]
ホームページ  http://www.oki.com
Logo OKI - OKI electronic componets

MSM511000CL-45JS データシート(HTML) 15 Page - OKI electronic componets

Back Button MSM511000CL-45JS Datasheet HTML 7Page - OKI electronic componets MSM511000CL-45JS Datasheet HTML 8Page - OKI electronic componets MSM511000CL-45JS Datasheet HTML 9Page - OKI electronic componets MSM511000CL-45JS Datasheet HTML 10Page - OKI electronic componets MSM511000CL-45JS Datasheet HTML 11Page - OKI electronic componets MSM511000CL-45JS Datasheet HTML 12Page - OKI electronic componets MSM511000CL-45JS Datasheet HTML 13Page - OKI electronic componets MSM511000CL-45JS Datasheet HTML 14Page - OKI electronic componets MSM511000CL-45JS Datasheet HTML 15Page - OKI electronic componets  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 15 page
background image
15/15
¡ Semiconductor
MSM511000C/CL
(Unit : mm)
ZIP20-P-400-1.27
Package material
Lead frame material
Pin treatment
Solder plate thickness
Package weight (g)
Epoxy resin
42 alloy
Solder plating
5 mm or more
1.50 TYP.
Mirror finish



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15