データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N2369A データシート(PDF) 2 Page - TT Electronics.

部品番号 2N2369A
部品情報  NPN SWITCHING TRANSISTOR
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TTELEC [TT Electronics.]
ホームページ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

2N2369A データシート(HTML) 2 Page - TT Electronics.

  2N2369A Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. 2N2369A Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. 2N2369A Datasheet HTML 3Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
NPN SWITCHING
TRANSISTOR
2N2369A
Semelab Limited
Semelab Limited
Semelab Limited
Semelab Limited
Coventry Road, Lutterworth, Leicestershire, LE17 4JB
Telephone +44 (0) 1455 556565
Fax +44 (0) 1455 552612
Email: sales@semelab-tt.com
Website: http://www.semelab-tt.com
Document Number 5277
Issue 2
Page 2 of 3
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA = 25°C unless otherwise stated)
Symbols
Parameters
Test Conditions
Min.
Typ
Max.
Units
V(BR)CEO
(1)
Collector-Emitter
Breakdown Voltage
IC = 10mA
IB = 0
15
V
ICES
Collector-Cut-Off Current
VCE = 20V
IB = 0
0.4
VCB = 40V
IE = 0
10
VCB = 32V
IE = 0
0.2
VCB = 20V
IE = 0
ICBO
Collector-Cut-Off Current
TA = 150°C
(2)
30
VEB = 4.5V
IC = 0
10
IEBO
Emitter-Cut-Off Current
VEB = 4V
IC = 0
0.25
VCE = 10V
VBE = -0.25V
ICEX
Collector Cut-Off Current
TA = 125°C
30
µA
IC = 10mA
VCE = 0.35V
40
120
IC = 30mA
VCE = 0.4V
30
120
IC = 10mA
VCE = 1.0V
40
120
TA = -55°C
20
hFE
(1)
Forward-current transfer
ratio
IC = 100mA
VCE = 1.0V
20
120
IC = 10mA
IB = 1.0mA
0.2
TA = 125°C
0.3
IC = 30mA
IB = 3mA
0.25
VCE(sat)
(1)
Collector-Emitter Saturation
Voltage
IC = 100mA
IB = 10mA
0.45
IC = 10mA
IB = 1.0mA
0.7
0.85
TA = 125°C
0.59
TA = -55°C
1.02
IC = 30mA
IB = 3mA
0.9
VBE(sat)
(1)
Base-Emitter Saturation
Voltage
IC = 100mA
IB = 10mA
0.8
1.2
V
Notes
Notes
Notes
Notes
(1)
Pulse Width ≤ 300us, δ ≤ 2%
(2)
By design only, not a production test.



Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com