| データシートサーチシステム |
|
SCD1283 データシート(PDF) 13 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SCD1283 データシート(HTML) 13 Page - Intel Corporation |
|
13 / 94 page ![]() IEEE 1284-Compatible Parallel Interface — CD1283 Datasheet 13 3.0 Pin Information 3.1 Pin Diagram CD1283 100-Pin MQFP VCC PDBEN GND GP[7] GP[6] GP[5] DS* R/W* DTACK* CS* RESET* GP[4] PULLUP1 PULLUP5 DPASS* DGRANT* GP[3] PULLUP2 PULLUP6 GND 1 2 3 4 5 6 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 80 79 78 77 76 73 72 74 75 71 70 68 67 65 63 62 61 60 59 58 57 55 53 52 51 69 66 64 56 54 CLK/2 VCC DMAACK* N/C N/C N/C N/C N/C N/C DB[5] DB[4] DB[2] N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C GND DB[1] DB[6] DMAREQ* GP[0] DB[0] GND GP[2] PULLUP3 SVCREQP* CLK GP[1] PULLUP4 SVCACKP* N/C DB[3] DB[7] GND NOTE: (*) Denotes negative-true signal. ‘N/C’ indicates no connection; make no connection to these pins. See following table |