| データシートサーチシステム |
|
PIC18F4520E/SP データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F4520E/SP データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 390 page ![]() PIC18F2420/2520/4420/4520 DS39631A-page 4 Preliminary 2004 Microchip Technology Inc. Pin Diagrams (Cont.’d) Note 1: RB3 is the alternate pin for CCP2 multiplexing. 10 11 2 3 4 5 6 1 8 7 29 30 31 32 33 23 24 25 26 27 28 9 PIC18F4420 OSC2/CLKO/RA6 OSC1/CLKI/RA7 VSS VSS VDD VDD RE2/CS/AN7 RE1/WR/AN6 RE0/RD/AN5 RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT RA4/T0CKI/C1OUT RC7/RX/DT RD4/PSP4 RD5/PSP5/P1B RD6/PSP6/P1C RD7/PSP7/P1D VSS VDD VDD RB0/INT0/FLT0/AN12 RB1/INT1/AN10 RB2/INT2/AN8 44-pin QFN PIC18F4520 10 11 2 3 4 5 6 1 8 7 29 30 31 32 33 23 24 25 26 27 28 9 PIC18F4420 NC RC0/T1OSO/T13CKI OSC2/CLKO/RA6 OSC1/CLKI/RA7 VSS VDD RE2/CS/AN7 RE1/WR/AN6 RE0/RD/AN5 RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT RA4/T0CKI/C1OUT RC7/RX/DT RD4/PSP4 RD5/PSP5/P1B RD6/PSP6/P1C RD7/PSP7/P1D VSS VDD RB0/INT0/FLT0/AN12 RB1/INT1/AN10 RB2/INT2/AN8 RB3/AN9/CCP2(1) 44-pin TQFP PIC18F4520 |