| データシートサーチシステム |
|
MSM6404 データシート(PDF) 2 Page - OKI electronic componets |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSM6404 データシート(HTML) 2 Page - OKI electronic componets |
|
2 / 25 page ![]() 32 1 0 P8 32 1 0 P7 32 1 0 P6 32 1 0 P5 32 1 0 P4 32 1 0 P3 32 1 0 P2 32 1 0 P1 32 1 0 P0 RAM 16 ¥ 16 ¥ 4 bits DEC HL SP 12-bit Timer 8-bit T/C P9 8-bit SR PA C ALU ACC INSTR DEC F PC PB 0 DEC ROM 4000 ¥ 8 bits Timing & Control Interrupt Control PC INTE PD IRQ 12-bit TBC OSC0 OSC1 TEST RESET VDD GND INT CIN TMO TCK SCK, CTO, CLK SI SO 11 |