データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IP5328 データシート(PDF) 19 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

部品番号 IP5328
部品情報  Integrated mobile power SOC with multiple input and output fast charge functions
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP5328 データシート(HTML) 19 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP5328 Datasheet HTML 15Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 16Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 17Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 18Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 19Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 20Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 21Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 22Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP5328 Datasheet HTML 23Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 26 page
background image
IP5328
V1.04
Email: service@injoinic.com
19 / 26
Copyright © 2015, Injoinic Corp.
DPB
DMB
VREG
VREG
RSET
INT
3.3k
3.3k
I2C模式2
SLK
SDA
L3
L2
L1
VREG
VREG
RSET
INT
3.3k
3.3k
VSET
I2C模式1
SLK
SDA
RSET
芯片同时只能支持一种 IIC 连接方式,按照对应的方式连接就会自动关闭 Function 功能,自动进入 IIC
模式。连接为 I2C 模式时,INT 信号在待机时为高阻状态,在工作时为高电平状态,可以用于唤醒 MCU。
I2C 模式最高支持 400Kbps,8bit 寄存器地址,8bit 寄存器数据,发送和接收都是高位在前(MSB),I2C
设备地址:写为 0xEA,读为 0xEB。
例如:
往 0x05 寄存器写入数据 0x5A
SCLK
SDA
Start
sACK
Slave address 0xEA
sACK
Register address 0x05
sACK
Data 0x5A
Stop
I2C WRITE
从0x05寄存器读回数据
SCLK
SDA
Start
sACK
Slave address 0xEA
sACK
Register address 0x05
mNACK
Data 0x5A
Stop
Restart
sACK
Slave address 0xEB
I2C Read
在 I2C 模式下,IP5328 关机时 RSET 为低电平,IP5328 开机时 RSET 为高电平,可以用 RSET 来作为 MCU
的唤醒控制。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26