| データシートサーチシステム |
|
LP3773 データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP3773 データシート(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
5 / 9 page ![]() LP3773/4/5 低功耗原边反馈控制芯片 内部功能框图 图 3: LP3773/4/5 Block Diagram 绝对最大额定值(注 1) Parameter Symbol Value Unit Supply Voltage VCC -0.3 to 30 V CS to GND Vcs -0.3 to 7 V FB Input Voltage VFB -40 to 8.5 V Source Current at OUT Pin ISOURCE Internally Limited A Operating Junction TJ 150 ºC Storage Temperature TST -65 to 150 ºC Lead Temperature (Soldering, TLEAD 300 ºC Thermal Resistance JA 250 ºC/W ESD (Human Body Model) 2000 V 表 2 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内, 器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且 在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 无锡市芯茂微电子有限公司 http://www.chip-hope.com V1.4 - 5 - |