| データシートサーチシステム |
|
HT1606A データシート(PDF) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT1606A データシート(HTML) 3 Page - Hotchip Technology Co.,Ltd |
|
3 / 6 page ![]() HT1606A 3/6 原边反馈 PFM 转换器 www.hotchip.com.cn Ver1.0 电路内部结构框图 极限参数 符号 参数 范围 单位 VIN 工作电压 9 V TOPT 工作温度范围 -40 to 125 °C TJ 工作结温范围 -40 to 150 °C TSTG 存储温度范围 -60 to 150 °C 应用超过最大额定值可能会损坏芯片,长期工作在高于推荐的工作条件下,会影响器件的可靠性。 |