| データシートサーチシステム |
|
TM1621 データシート(PDF) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TM1621 データシート(HTML) 6 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd |
|
6 / 18 page ![]() LCD LCD LCD LCD 驱动器 驱动器 驱动器 驱动器 TM1621 TM1621 TM1621 TM1621 6 www.szpth.com V1.1 应用图 应用图 应用图 应用图:::: 主控制器与TM1621组成显示系统,参见下图 系统结构 系统结构 系统结构 系统结构:::: 1111、 、 、 、显示内存 显示内存 显示内存 显示内存( ( ( (RAM RAM RAM RAM) ) ) ) 静态显示内存(RAM)以32x4位的格式储存所显示的数据。RAM的数据直接映象到LCD 驱动器,可以用READ、WRITE和READ-MODIFY-WRITE命令访问。 2222、 、 、 、系统振荡器 系统振荡器 系统振荡器 系统振荡器 TM1621系统时钟用于产生时基/看门狗定时器(WDT)时钟频率、LCD驱动时钟和声音频 率。片内RC振荡器(256KHz)、晶振(32.768KHz)或一个外接的由软件设定的256KHz时钟可以 产生时钟源。系统振荡器配置图参见下图。执行SYS DIS命令可以停止系统时钟和LCD偏压发生 器工作,SYS DIS命令只适用于片内RC振荡器或晶振,当系统时钟停止工作时,LCD将显示空 |