| データシートサーチシステム |
|
L6924D データシート(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6924D データシート(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 5 page ![]() L6924D 1 Package information CD00061067 3/5 1 Package information Figure 3. VFQFPN 16 (3mmx3mm) Mechanical Data & Package Dimensions OUTLINE AND MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.800 0.900 1.000 0.031 0.035 0.039 A1 0.020 0.050 0.0008 0.0019 A2 0.650 1.000 0.025 0.039 A3 0.250 0.01 b 0.180 0.230 0.300 0.007 0.009 0.012 D 2.875 3.000 3.125 0.113 0.118 0.123 D2 0.250 0.700 1.250 0.010 0.027 0.050 E 2.875 3.000 3.125 0.113 0.118 0.123 E2 0.250 0.700 1.250 0.010 0.027 0.050 e 0.450 0.500 0.550 0.018 0.020 0.022 L 0.300 0.400 0.500 0.012 0.016 0.020 ddd 0.080 0.003 VFQFPN-16 (3x3x1.0mm) Very Fine Quad Flat Package No lead 7185330 D |