データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TM1826 データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

部品番号 TM1826
部品情報  12 - channel LED constant current drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1826 データシート(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1826 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1826 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
12
12
12
12 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM1826
TM1826
TM1826
TM1826
开关特性
开关特性
开关特性
开关特性
在 VDD=5.0V 和-40℃~+85℃下,典型值 VDD=5.0V 和 TA=+25℃ 除非另有说明
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
最小值
最小值
最小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
f”sc
数据传输速率
-
800
-
KHz
FOUT
OUT PWM 输出频率
OUTR, OUTG, OUTB
6.5
7
7.5
KHZ
tPLZ
传输延迟时间
DIN → DOUT
200
“s
tPZL
--
CL = 15pF, RL = 10K Ω
100
“s
TTHZ
下降时间
CL=300pF.
OUTR.OUTG OUTB
80
μs
CI
输入电容
--
15
pF
功能
功能
功能
功能描述
描述
描述
描述
本芯片采用单线通讯方式,采用归1码的方式发送信号 芯片在上电复位以后,接收DIN
端送来的数据,接收完4×24bit后,DO端口开始转发DIN端继续发来的数据,为下个级联芯片
提供输入数据 在转发数据之前,DO口一直为高电平 如果DIN输入RESET复位信号,芯片将
在复位成功后根据接收到的4×24bit数据输出相对应PWM占空比波形,且芯片重新等待接收新
的数据,在接收完开始的4×24bit数据后,通过DO口转发数据,芯片在没有接收到RESET信号
前,OUTR OUTG OUTB管脚原输出保持不变
芯片采用自动整形转发技术,信号不会失真衰减,使得该芯片的级联个数不受信号传送的
制,仅受 于刷屏速度的要求
注意
注意
注意
注意 DIN端如果保持接地,则本芯片OUT端口处于关断状态
内控模式
内控模式
内控模式
内控模式
芯片正常供电,芯片DIN端口悬空或接高电平5’s后,芯片自动切换到内控模式下执行,进
行如下花样循环显示,芯片与芯片之间的内控模式不支持同步
内控模式的闪烁规律如下
RGB
RGB
RGB
RGB状态
状态
状态
状态
状态序号
状态序号
状态序号
状态序号
RRRR
G
G
G
G
BBBB
0
0
0
0
1
1
0
0
2
0
1
0
3
1
1
0
4
0
0
1
5
1
0
1
6
0
1
1
7
1
1
1
0 关断, 1 导通



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com