データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TM1829 データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

部品番号 TM1829
部品情報  3 - channel LED constant current drive
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PTH [Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd]
ホームページ  http://www.szpth.com/
Logo PTH - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

TM1829 データシート(HTML) 5 Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd

  TM1829 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd TM1829 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Putianhe Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 16 page
background image
3333 通道
通道
通道
通道 LED
LED
LED
LED 恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动
恒流驱动 TM1
TM1
TM1
TM1829
829
829
829
www.szpth.c”m
在 VDD=5.0V 和-40℃~+85℃下,典型值 VDD=5.0V 和 TA=+25℃ 除非另有说明
符号
符号
符号
符号
参数
参数
参数
参数
测试条件
测试条件
测试条件
测试条件
最小值
小值
小值
小值
典型值
典型值
典型值
典型值
最大值
最大值
最大值
最大值
单位
单位
单位
单位
f”sc1
低速模式
DIN 悬空或接 GND
-
800
-
KHz
f”sc2
高速模式
DIN 接 VDD
-
1.6
-
MHz
FOUT
OUT PWM 输出频率
OUTR, OUTG, OUTB
6.5
7
7.5
KHZ
tPLZ
传输延迟时间
DIN → DOUT
200
“s
tPZL
--
CL = 15pF, RL = 10K Ω
100
“s
TTHZ
下降时间
CL = 300pF,
OUTR/OUTG/OUTB
80
μs
CI
输入电容
--
15
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com