| データシートサーチシステム |
|
MSM6946 データシート(PDF) 7 Page - OKI electronic componets |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MSM6946 データシート(HTML) 7 Page - OKI electronic componets |
|
7 / 25 page ![]() ¡ Semiconductor MSM6926/6946 7/25 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Parameter Power Supply Voltage Symbol VA VD Condition Ta = 25°C With respect to AG or DG Rating –0.3 to 15 –0.3 to 7 Unit V Analog Input Voltage Digital Input Voltage Operating Temperature Storage Temperature VIA VID Top TSTG — — –0.3 to VA + 0.3 –0.3 to VD + 0.3 0 to +70 –55 to 150 °C *1 *2 *1 *2 CDR2, AIN X1, LT, CC, RS1, RS2, XD, CD2, RD2, M, FT, TS1, TS2 *3 *3 CD2 is I/O terminal |