データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SIF7N65D データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD.

部品番号 SIF7N65D
部品情報  N-CHANNEL POWER MOSFET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SISEMIC [Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD.]
ホームページ  http://www.sisemi.com.cn/en_index.aspx
Logo SISEMIC - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD.

SIF7N65D データシート(HTML) 3 Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD.

  SIF7N65D Datasheet HTML 1Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD. SIF7N65D Datasheet HTML 2Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD. SIF7N65D Datasheet HTML 3Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD. SIF7N65D Datasheet HTML 4Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD. SIF7N65D Datasheet HTML 5Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD. SIF7N65D Datasheet HTML 6Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD. SIF7N65D Datasheet HTML 7Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD. SIF7N65D Datasheet HTML 8Page - Shenzhen SI Semiconductors Co.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
深圳深爱半导体股份有限公司
产品规格书
Shenzhen
Shenzhen
Shenzhen
Shenzhen SI
SI
SI
SI Semiconductors
Semiconductors
Semiconductors
Semiconductors Co.,
Co.,
Co.,
Co., LTD.
LTD.
LTD.
LTD.
Product
Product
Product
Product Specification
Specification
Specification
Specification
Si
Si
Si
Si semiconductors
semiconductors
semiconductors
semiconductors
201
201
201
2015.4
5.4
5.4
5.4
3
3
3
3
N-
N-
N-
N-沟道功率 MO
MO
MO
MOS
S
S
S 管//// N-C
N-C
N-C
N-CHANNEL
HANNEL
HANNEL
HANNEL POWER
POWER
POWER
POWER MOSFET
MOSFET
MOSFET
MOSFET
SIF
SIF
SIF
SIF7N65
7N65
7N65
7N65D
D
D
D
● 特性曲线
图 1111 输出特性曲线, Tc=25℃
图 2222 导通电阻与漏极电流和栅极电压曲线
Fig1 Typical Output Characteristics, Tc=25℃
Fig2 On-Resistance Vs.Drain Current and Gate Voltage
图 3333 导通电阻与温度曲线
图 4444 二极管正向电压曲线
Fig3 Normalized On-Resistance Vs.Temperature
Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
图 5555 最大漏极电流与壳温曲线
Fig5 Maximum Drain Current Vs.Case Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com