データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPD4200B データシート(PDF) 4 Page - Will Semiconductor Ltd.

部品番号 SPD4200B
部品情報  1-Line, Bi-directional, Thyristor Surge Suppressors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
ホームページ  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.

SPD4200B データシート(HTML) 4 Page - Will Semiconductor Ltd.

  SPD4200B Datasheet HTML 1Page - Will Semiconductor Ltd. SPD4200B Datasheet HTML 2Page - Will Semiconductor Ltd. SPD4200B Datasheet HTML 3Page - Will Semiconductor Ltd. SPD4200B Datasheet HTML 4Page - Will Semiconductor Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SPD4200B
Will Semiconductor Ltd.
4
Revision 1.25, 2014/04/15
Package outline dimensions
SMB
Symbol
Dimensions in millimeter
Min.
Typ.
Max.
A
4.30
--
4.70
B
3.30
--
3.75
C
2.00
--
2.35
D
4.95
--
5.55
E
0.10
--
0.30
F
0.80
--
1.50
G
0.00
--
0.30
H
2.10
--
2.60
I
1.85
--
2.15
Recommend land pattern (Unit: mm)
Note: This land pattern is for your reference only.
Actual pad layouts may vary depending on application.



Html Pages

1 2 3 4