データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

P3L45F-A データシート(PDF) 3 Page - PFC Device Inc.

部品番号 P3L45F-A
部品情報  3A 45V MOS Schottky Rectifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PFC [PFC Device Inc.]
ホームページ  http://www.pfc-device.com/eng/index.php
Logo PFC - PFC Device Inc.

P3L45F-A データシート(HTML) 3 Page - PFC Device Inc.

  P3L45F-A Datasheet HTML 1Page - PFC Device Inc. P3L45F-A Datasheet HTML 2Page - PFC Device Inc. P3L45F-A Datasheet HTML 3Page - PFC Device Inc. P3L45F-A Datasheet HTML 4Page - PFC Device Inc. P3L45F-A Datasheet HTML 5Page - PFC Device Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Characteristics
Version 4.3
3 / 5
www.pfc-device.com
P3L45F-A
2. Characteristics Curves
Ratings and Characteristics Curves
( TA = 25℃ unless otherwise specified )
Figure 1: Current Derating, Case
Figure 2: Typical Junction Capacitance
Figure 3: Typical Forward Voltage
Figure 4: Typical Reverse Current
0
1
2
3
4
0
25
50
75
100
125
150
Tc, Case Temp (oC)
Note ( 1
10
100
1000
10000
0
1
10
100
Reverse Voltage (V)
0.1
1
10
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Vf, Instantaneous Forward Voltage (mV)
Tj=75
Tj=25
Tj=125
Tj=100
10
100
1000
10000
100000
5
10
15
20
25
30
35
40
VR, Reverse Voltage (Volts)
Tj=100
Tj=25
Tj=75
Tj=125



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com