データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EM8801A データシート(PDF) 10 Page - Excelliance MOS Corp.

部品番号 EM8801A
部品情報  Constant Off Time, Current-Mode Controller for LED Applications
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
ホームページ  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.

EM8801A データシート(HTML) 10 Page - Excelliance MOS Corp.

Back Button EM8801A Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EM8801A Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EM8801A Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EM8801A Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp. EM8801A Datasheet HTML 6Page - Excelliance MOS Corp. EM8801A Datasheet HTML 7Page - Excelliance MOS Corp. EM8801A Datasheet HTML 8Page - Excelliance MOS Corp. EM8801A Datasheet HTML 9Page - Excelliance MOS Corp. EM8801A Datasheet HTML 10Page - Excelliance MOS Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 10 page
background image
2011/12/09
Rev.A.1
10
EM8801A
F
G
D
E
J
H
C
B
A
I
I
K
EM
8801A
ABCDEFG
Ordering & Marking Information
Device Name: EM8801AG for SOP-8
Outline Drawing
Dimension in mm
Dimension
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Min.
4.70
3.70
5.80
0.33
1.20
0.08
0.40
0.19
0.25
0
Typ.
1.27
Max.
5.10
4.10
6.20
0.51
1.62
0.28
0.83
0.26
0.50
8
EM8801A: Device Name
ABCDEFG: Date Code



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com