データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STPR620CFP データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 STPR620CFP
部品情報  ULTRA FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPR620CFP データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STPR620CFP Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STPR620CFP Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPR620CFP Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPR620CFP Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPR620CFP Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPR620CFP Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPR620CFP Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
STPR620CT/CF/CFP
5/7
PACKAGE MECHANICAL DATA
ISOWATT220AB (JEDEC outline)
REF.
DIMENSIONS
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
B
2.50
2.70
0.098
0.106
D
2.50
2.75
0.098
0.108
E
0.40
0.70
0.016
0.028
F
0.75
1.00
0.030
0.039
F1
1.15
1.70
0.045
0.067
F2
1.15
1.70
0.045
0.067
G
4.95
5.20
0.195
0.205
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H
10.00
10.40
0.394
0.409
L2
16.00 typ.
0.630 typ.
L3
28.60
30.60
1.125
1.205
L4
9.80
10.60
0.386
0.417
L6
15.90
16.40
0.626
0.646
L7
9.00
9.30
0.354
0.366
Diam
3.00
3.20
0.118
0.126



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7