| データシートサーチシステム |
|
SD14-8R8-R データシート(PDF) 7 Page - Eaton All Rights Reserved. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SD14-8R8-R データシート(HTML) 7 Page - Eaton All Rights Reserved. |
|
7 / 9 page ![]() Technical Data PM4311 Effective August 2017 SD Low profile metalized shielded drum core power inductors Temperature rise vs current 7 www.eaton.com/electronics Inductance Characteristics OCL vs Isat SD10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 % of Isat OCL vs Isat SD12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 % of Isat OCL vs Isat SD14 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 % of Isat OCL vs Isat SD18 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 % of Isat OCL vs Isat SD25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 % of Isat OCL vs Isat SD20 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 % of Isat SD25-100 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Idc (A) SD25-101 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 Idc (A) |