| データシートサーチシステム |
|
LP10R045S データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP10R045S データシート(HTML) 5 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
5 / 6 page ![]() LP10R045S 高性能副边同步整流驱动芯片 LP10R045S_CN_DS_Rev.0.98 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only 准确的判断同步整流管的开启。 同步整流管关断 为了避免同步整流管导通时,因激磁振荡幅度较 大,导致误检测关断信号,使同步整流管异常的 关断;LP10R045S 通过设定的整流管第一关断电 压阈值和第二关断电压阈值,能准确地判断同步 整流管的关断。 VD 与 D 之间串电阻说明 为了加强可靠性, 需要在 D 与 VD 之间串 10Ω~300 Ω电阻。 D 和 GND 之间 RC 吸收回路 与肖特基应用一样,LP10R045S 的 D 和 GND 之 间可以加适当的 RC 吸收回路,改善 EMI 和尖刺 电压。 保护功能 LP10R045S 集成了 VCC 欠压保护,过压钳位,以 及驱动脚去干扰等技术。 PCB 设计 在设计 LP10R045S PCB 时,需要遵循以下指南: 1)主功率回路走线要短粗 2)VS 自供电时,VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 管脚和 GND 管脚。 3)放输出下端,VCC 接输出电压正端供电时, VCC 和 GND 要尽量靠近输出电容的两端 4)增加 D 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。 |