| データシートサーチシステム |
|
LP3510 データシート(PDF) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP3510 データシート(HTML) 1 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
1 / 7 page ![]() LP3510 高性能副边同步整流驱动芯片 LP3510_CN_DS_Rev.1.1 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only 概述 LP3510 是一款高性能的副边同步整流芯片, 集成同 步整流 MOS,适用于隔离型的同步整流应用。尤其 适用于充电器中对高效率的需求场合。 LP3510 采用专利的原边开通判定和副边断续预判 定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯 片误动作。 LP3510 采用特有的 VCC 供电技术,可以保证在原 边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不 会欠电工作。 另外 LP3510 还集成了 VCC 欠压保护,过压钳位, 以及驱动脚去干扰等技术。 LP3510 采用 SOP8 封装 特点 隔离型的 DCM 控制应用 集成同步整流管 专利的原边开通判定和副边断续预估 特有的 VCC 供电技术 芯片供电欠压保护 芯片过压钳位 芯片启动前驱动脚防误导通 外围元器件少 SOP8 封装 应用 充电器和适配器的同步整流 反激式控制器 典型应用 AC VCC D AE GND PWM gnd 图 1 LP3510 典型应用图 |
同様の部品番号 - LP3510 |
|
同様の説明 - LP3510 |