| データシートサーチシステム |
|
LP3669 データシート(PDF) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LP3669 データシート(HTML) 6 Page - Shenzhen Xinmao Microelectronics Co., Ltd. |
|
6 / 8 page ![]() LP3669 双绕组原边反馈控制芯片 LP3669_CN_DS_Rev.0.97 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only 应用信息 LP3669 是一款恒压、恒流的双绕组原边反馈控 制芯片,系统工作于断续模式,适用于充电器和 适配器以及其它辅助类电源。LP3669 采用特有 的输出线损补偿技术,可以有效的补偿输出电流 在输出线上的损耗压降;恒压时,采用谷底导通 技术,提升恒压效率。LP3669 采用了特有的抖 频技术,可以在不增加系统成本的情况下,优化 EMI 特性。 启动 芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后启动电 阻对 Vcc 的电容进行充电,当 Vcc 电压达到芯 片开启阈值时,芯片内部控制电路开始工作。系 统启动后,Vcc 由内部专有的供电电路进行供电。 恒流控制,输出电流设置 芯片逐周期检测电感的峰值电流,CS 端连接到 内部的峰值电流比较器的输入端,与内部阈值电 压进行比较,当 CS 外部电压达到内部检测阈值 时,功率管关断。 满载时电感峰值电流的表达式为: IP_PK= 700 RCS (mA) CS 比较器的输出还包括一个 450nS 前沿消隐时 间。 输出电流计算方法: IO= 1 4 ×IP_PK× NP NS 其中,Np 是变压器主级的匝数,Ns 是变压器次 级的匝数, P_PK I 是主级侧的峰值电流。 恒压控制,输出电压设置 LP3669 通过分压电阻采样反激电压,电阻分压 后得到的电压与内部基准比较形成闭环后,来恒 定输出电压 Vo。 VO= 1.2*(RFBL+RFBH) RFBL * NS NP 其中,R FBL 是 FB 下拉电阻,RFBH 是 FB 上拉电 阻。 保护功能 LP3669 内置多种保护功能,包括输出短路保护, VCC 钳位/欠压保护,过温保护等。 PCB 设计 在设计 LP3669 PCB 时,需要遵循以下指南: VCC 旁路电容: 若要用电解电容,需要选高频低阻的电解电容; VCC 的旁路电容需要紧靠芯片 VCC 和 GND 引脚; 芯片 GND: 芯片 GND 与变压器连接端,走线要越短越好; CS 采样电阻: CS 采样电阻要紧靠芯片 CS 和 GND 引脚; FB 引脚: 接到 FB 的分压电阻必须靠近 FB 引脚,且节点 要远离变压器原边绕组的动点; 功率环路的面积 减小功率环路的面积,如变压器、功率管、母线 电容的环路面积,以及变压器、整流二极管、输 出电容的环路面积,以减小 EMI 辐射。 C 引脚 适当增加 C 引脚的铺铜面积以提高芯片散热。 |