| データシートサーチシステム |
|
S1T8825B01-R0B0 データシート(PDF) 2 Page - Samsung semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
S1T8825B01-R0B0 データシート(HTML) 2 Page - Samsung semiconductor |
|
2 / 16 page ![]() S1T8825B 1.3GHZ DUAL PLL 2 BLOCK DIAGRAM PIN CONFIGURATION Pre_Amp 1/2 Prescaler 1 32, 33 Buffer 1/2 Pre_Amp 16 15 Fin2 V CC OSCI OSCO 1 2 3 4 5 6 7 8 Fin1 V CC CP1 GND LD CK DATA EN Channel 2 Program- able Divider 14 13 12 11 10 9 Charge Pump Phase Detector Lock Detector Phase Detector Charge Pump Switch Reference Divider Local OSC Control Circuit CP2 GND SW BO Prescaler 1 32, 33 Channel 1 Program- able Divider Buffer Buffer 17 12 6 2 2 1/2 Fin1 V CC CP1 GND LD CK DATA EN Fin2 V CC CP2 GND SW OSCI OSCO BO 16TSSOP KB8825 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 S1T8825B |