データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GD25LB32D データシート(PDF) 66 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

部品番号 GD25LB32D
部品情報  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  67 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
ホームページ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25LB32D データシート(HTML) 66 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25LB32D Datasheet HTML 59Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB32D Datasheet HTML 60Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB32D Datasheet HTML 61Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB32D Datasheet HTML 62Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB32D Datasheet HTML 63Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB32D Datasheet HTML 64Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB32D Datasheet HTML 65Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB32D Datasheet HTML 66Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LB32D Datasheet HTML 67Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 66 / 67 page
background image
1.8V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25LB32D
66
11. REVISION HISTORY
Version No
Description
Page
Date
1.0
Initial Release
All
2017-9-18
1.1
Modify Icc2 max value from 5uA to 8uA
Update the description of all packages
P54
P59-63
2017-12-25
1.2
Add 4BH command
Modify the sequence diagram of 42H command
Modify tVSL min value from 5ms to 1.8ms
Add tRS, of which the min value is 100us
P44
P48
P54
P57
2018-9-4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com