データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD3038B データシート(PDF) 1 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

部品番号 SD3038B
部品情報  HIgh-EffIcIency TransmItter-LIght White LED Driver
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SHOUDING [SHOUDING Shouding Semiconductor]
ホームページ  http://shouding.net/
Logo SHOUDING - SHOUDING Shouding Semiconductor

SD3038B データシート(HTML) 1 Page - SHOUDING Shouding Semiconductor

  SD3038B Datasheet HTML 1Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3038B Datasheet HTML 2Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3038B Datasheet HTML 3Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3038B Datasheet HTML 4Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3038B Datasheet HTML 5Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3038B Datasheet HTML 6Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3038B Datasheet HTML 7Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3038B Datasheet HTML 8Page - SHOUDING Shouding Semiconductor SD3038B Datasheet HTML 9Page - SHOUDING Shouding Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 14 page
background image
1
SD3038B
SD3038
SD3038
SD3038B
SD3038B
白光
SD3038
REV_1.2
B
高效率恒流限流
LED 驱动
产品简介
是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来
驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。采用变频模式,逐周期限流,使输入输
出电流随电源电压降低均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光
LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED 串联连接
的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。
46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。
50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
区别于在限流模式时,随着输入电压的降低,
输入输出
电流在某个点会突变,
采用了变频模式避免了这个现象。其他功能均不变。详
见规格书最后说明。
产品特点
·MOS 管外置,输出电压可调,可驱动
高压、大功率负载,如 10V1A。
·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED
·可驱动多颗 WLED 灯
·效率高达 90%
·0.8V 极低的工作电压(VDD 接 Vout)
·恒流精度:±5%
·限流精度±6%;超低限流电压 50mV
·芯片 VDD 过压停机
·温度保护功能(130℃保护点)
应用范围
·恒流源,如 LED 手电筒、背光模组等
·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等
·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的 LED 手电筒
典型应用:
方案 1:恒流、限流功能驱动 WLED 方案。
双节干电池或锂电池作为输入驱动多串或多串多并 WLED 方案,具有恒流、限流功
能。典型应用电路如图 1 所示。
白光
白光
白光
白光
白光
白光
白光
SD3038B
www.shouding.net


同様の部品番号 - SD3038B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EIC discrete Semiconduc...
SD3030 EIC-SD3030 Datasheet
172Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODE
SD3030MR EIC-SD3030MR Datasheet
132Kb / 2P
SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER DIODE
logo
International Rectifier
SD303C IRF-SD303C Datasheet
487Kb / 8P
FAST RECOVERY DIODES Hockey Puk Version
SD303C04S10 IRF-SD303C04S10 Datasheet
487Kb / 8P
FAST RECOVERY DIODES Hockey Puk Version
SD303C04S10C IRF-SD303C04S10C Datasheet
487Kb / 8P
FAST RECOVERY DIODES Hockey Puk Version
More results

同様の説明 - SD3038B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
MP1521_R2.7W ETC-MP1521_R2.7W Datasheet
171Kb / 2P
High Efficiency White LED Driver
logo
New Japan Radio
NJU6050 NJRC-NJU6050 Datasheet
108Kb / 8P
High Efficiency White LED Driver
NJU6048 NJRC-NJU6048 Datasheet
163Kb / 13P
High Efficiency White LED Driver
logo
ON Semiconductor
NCP5604A ONSEMI-NCP5604A Datasheet
359Kb / 15P
High Efficiency White LED Driver
March, 2006 ??Rev. 0
logo
Monolithic Power System...
MP1521 MPS-MP1521 Datasheet
170Kb / 8P
High Efficiency White LED Driver
logo
ON Semiconductor
NCP5680 ONSEMI-NCP5680 Datasheet
985Kb / 27P
High Efficiency White LED Driver
May, 2009 ??Rev. 0
logo
Diodes Incorporated
AP3152FG-7 DIODES-AP3152FG-7 Datasheet
601Kb / 13P
120mA HIGH EFFICIENCY WHITE LED DRIVER
Rev 3
logo
Texas Instruments
LM3530 TI1-LM3530 Datasheet
7Mb / 50P
High-Efficiency White-LED Driver
LM3699 TI1-LM3699 Datasheet
1Mb / 25P
High-Efficiency White LED Driver
logo
Diodes Incorporated
AP3154A DIODES-AP3154A_15 Datasheet
1Mb / 14P
120mA HIGH EFFICIENCY WHITE LED DRIVER
Rev 1
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com