データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM3131 データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM3131
部品情報  Wide input voltage step-down constant voltage constant current DC-DC controller
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM3131 データシート(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM3131 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3131 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3131 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3131 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3131 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3131 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3131 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3131 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
封装及管脚分配
管脚定义
管脚号
管脚名
描述
1
DRV
接外部
MOS 管栅极
2
VDD
芯片电源
3
FB1
输出反馈电压正端采样
4
FB2
输出反馈电压负端采样
5
VCC
内部
5V LDO 输出,接电容。
6
VSN
电感电流检测电阻负端
7
VSS
芯片地
8
VSP
电感电流检测电阻正端
HM3131
宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com