データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM6002 データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM6002
部品情報  Flashlight LED driver IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM6002 データシート(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM6002 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6002 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6002 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6002 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6002 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6002 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM6002 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3
热损耗信息
描述
范围
单位
封装热阻
( θJA )
“热阻(Junction to Ambient)θJA
SOT89-3
200
°C/W
功耗
, PD@TA=25°C
热阻(Junction to Case)θJC
SOT89-3
0.8
W
推荐工作条件
描述
范围
单位
工作结温
-40 ~ 125
°C
工作环境温度
-40 ~ 85
°C
电源电压
+1.8 ~ +3.3
V
注 2:推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全保证满足个别性能指标。
电特性
VDD=2.4V,TA = 25°C,5个ɸ5LED并联,L=22μH/0410/工字电感,除非特别说明)
参数
符号
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压范围
VIN
1.8
3.3
V
输入电流范围
IIN
L=22μH/0410
170
mA
L=22μH/工字电感
210
开关导通电阻
RDS(ON)
IIN=500mA
1.6
Ω
工作频率
Flx
300
KHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com