| データシートサーチシステム |
|
HM7680 データシート(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HM7680 データシート(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd |
|
2 / 6 page ![]() 引脚描述 HM7680 序号 名称 描述 HM7680: 产品型号 XXXX:内部代码 1 OUTA A 路输出 2 NC 空 3 INA A 路输入 4 GND 地 5 OUTB B 路输出 6 NC 空 7 INB B 路输入 8 VDD 电源 HM7680 序号 名称 描述 7680:产品型号 号 1 OUTB B 路输出 2 GND 地 3 INA A 路输入 4 OUTA A 路输出 5 VDD 电源 6 INB B 路输入 极限参数 VDD-GND 电压范围 -0.4~+42 V 其他引脚的电压范围 GND-0.3, VDD+0.3 V 最大结温 150 ℃ 存储温度 -65~150 ℃ 热阻(结-环境) 120 ℃/W 人体 ESD 放电模型 8000 V 机器 ESD 放电模型 200 V HM7680 7680 HM7680 XXXX |