データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DBF21 データシート(PDF) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

部品番号 DBF21
部品情報  2.0A GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

DBF21 データシート(HTML) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  DBF21 Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd DBF21 Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2 of 2
0.01
0.1
1.0
10
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typ Forward Characteristics (per element)
F
T = 25°C
Pulse Width = 300µs
2% duty cycle
j
1
10
100
1
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typ Junction Capacitance (per element)
R
T = 25°c
f = 1.0 Mhz
V
= 50 mV p-p
j
sig
0.01
0.1
1.0
10
100
20
040
60
80
100
120
140
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE (%)
Fig. 5 Typ Reverse Characteristics (per element)
T = 125°C
j
T = 25°C
j
DBF205 - DBF210
DBF205 – DBF210
0
20
40
60
80
100
110
100
NUM BER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 M ax Non-Repetitive Peak Forward Surge Current
Single half-sine-Wave
(JEDEC M ethod)
www.senocn.com
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
1.0
2.0
0
40
60
80
100
120
140
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Output Current Derating Curve
A
60 Hz Resistive or
Inductive load
1.5
Alldatasheet



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com