| データシートサーチシステム |
|
LC75386NE-R データシート(PDF) 13 Page - Sanyo Semicon Device |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LC75386NE-R データシート(HTML) 13 Page - Sanyo Semicon Device |
|
13 / 23 page ![]() LC75386NE-R, 75386NW No.6170-13/23 コントロール系タイミングおよびデータフォーマット LC75386NE−R/NWをコントロールするには、CL,DI,CE端子に規定のシリアルデータ を入力する。データの構成は、全52ビットで、アドレス8ビット、データ44ビットからなる。 1) アドレスコード(B0∼A3) LC75386NE−R/NWは、8ビットのアドレスコードを持ち、三洋のシリアルバス CCB 対応の LSI と 共通仕様することができる。 アドレスコード B0 B1 B2 B3 A0 A1 A2 A3 (LSB) 10000001 (81HEX) 2) 制御コード割り当て 入力切換え制御 D0 D1 D2 設 定 設 定 0 0 0 L1 (R1) 1 0 0 L2 (R2) 0 1 0 L3 (R3) 1 1 0 L4 (R4) 0 0 1 L5 (R5) 1 0 1 L6 (R6) 011 111 LSI テスト用:通常時は、使用 しないこと D3 LSI のテスト用ビット:通常時はかならず 0 を設定すること CE DI D43 D42 D41 D40 D39 D38 D5 D4 D3 D2 D0 D1 A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0 CL 1μs min 1μs min 1μs ≦ TDEST 1μs min 1μs min 1μs min CE DI CL |