| データシートサーチシステム |
|
LM224AD データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM224AD データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 16 page ![]() LM224A-LM324A Electrical Characteristics 4/16 3 Electrical Characteristics Table 2: VCC + = +5V, V CC -= Ground, V o = 1.4V, Tamb = +25°C (unless otherwise specified Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Vio Input Offset Voltage - note 1 Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 23 5 mV Iio Input Offset Current Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 220 40 nA Iib Input Bias Current - note 2 Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 20 100 200 nA Avd Large Signal Voltage Gain VCC + = +15V, R L = 2kΩ, Vo = 1.4V to 11.4V Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 50 25 100 V/mV SVR Supply Voltage Rejection Ratio (Rs ≤ 10kΩ) VCC + = 5V to 30V Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 65 65 110 dB ICC Supply Current, all Amp, no load Tamb = +25°C VCC = +5V VCC = +30V Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax VCC = +5V VCC = +30V 0.7 1.5 0.8 1.5 1.2 3 1.2 3 mA Vicm Input Common Mode Voltage Range VCC = +30V - note 3 Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 0 0 VCC - 1.5 VCC -2 V CMR Common Mode Rejection Ratio (Rs ≤ 10kΩ) Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 70 60 80 dB Isource Output Current Source (Vid = +1V) VCC = +15V, Vo = +2V 20 40 70 mA Isink Output Sink Current (Vid = -1V) VCC = +15V, Vo = +2V VCC = +15V, Vo = +0.2V 10 12 20 50 mA µA VOH High Level Output Voltage VCC = +30V Tamb = +25°C RL = 2kΩ Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax Tamb = +25°C RL = 10kΩ Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax VCC = +5V, RL = 2kΩ Tamb = +25°C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 26 26 27 27 3.5 3 27 28 V |