| データシートサーチシステム |
|
SM5302AS データシート(PDF) 11 Page - Nippon Precision Circuits Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SM5302AS データシート(HTML) 11 Page - Nippon Precision Circuits Inc |
|
11 / 26 page ![]() SM5302A NIPPON PRECISION CIRCUITS INC.—11 Evaluation Circuit Diagram Note. This is the electrical characteristics evaluation circuit only, then it is not a recommended application circuit. REF1 VDD SDA SCL VSS IN3B IN3A IN2B IN2A ISET MUXSEL ADS IN1B IN1A VCC2 GND1 OUT1B OUT1A VCC1 REF3 REF2 OUT2A OUT2B GND2 VCC3 OUT3A OUT3B GND3 Input 100 µ + 75 Ω 75 Ω Output + + + + + + R = 1.8k Ω ISET 10 µ 10 µ 10 µ 0.1 µ 100 µ + 75 Ω 75 Ω 100 µ + 75 Ω 75 Ω 100 µ 4.7 µ 4.7 µ 4.7 µ 4.7 µ 4.7 µ 4.7 µ I C Controller 2 |