| データシートサーチシステム |
|
TLSU164 データシート(PDF) 1 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLSU164 データシート(HTML) 1 Page - Toshiba Semiconductor |
|
1 / 3 page ![]() TLSU163(F),TLSU164(F) 2003-06-26 1 東芝 LED ランプ InGaAℓP 赤色発光 TLSU163(F),TLSU164(F) ○ 表示用光源 • 鉛フリー製品(外部端子;Sn-Ag-Cu) • φ3.1mm • 高輝度四元素発光材料 (InGaAℓP) を使用 • 発光色: 赤 • 高輝度化・低消費電力化に最適 • 全樹脂モールドレンズにより、明瞭な発光表示が得られます。 • 用途: バックライト光源、装飾用光源、各種表示機器、携帯機器、各種ス イッチ • TLSU163(F): 薄赤色透明レンズ TLSU164(F): 薄赤色つや消しレンズ 最大定格 (Ta = 25°C) 製品名 直流順電流 IF (mA) 直流逆電圧 VR (V) 許容損失 PD (mW) 動作温度 Topr (°C) 保存温度 Tstg (°C) TLSU163(F) 30 4 72 −30~85 −40~120 TLSU164(F) 30 4 72 −30~85 −40~120 電気・光学的特性 (Ta = 25°C) 発光スペクトル 光度 (軸上) IV 順電圧 VF 逆電流 IR 製品名 λP ∆λ IF 最小 標準 IF 標準 最大 IF 最大 VR TLSU163(F) 636 17 20 850 4000 20 2.0 2.4 20 50 4 TLSU164(F) 636 17 20 153 450 20 2.0 2.4 20 50 4 単位 nm mA mcd mA V mA µA V 使用上の注意 • はんだ付け温度 <= 260°C、はんだ付け時間 <= 3 秒 (リード根元より 1.6mm 以上) • リードフォーミングするときは、リードの根元から 1.6mm 以上のところで、素子本体にフォーミングストレスが残 らないように曲げ、はんだ付けはリードフォーミングのあとで実施してください。 • この LED ランプからは、可視領域の発光のほかに赤外領域での発光があります。この LED に近接する位置でセンサ 受光素子を使用する場合には、赤外発光の影響についてあらかじめ評価、確認をしてください。 単位 : mm JEDEC ― EIAJ ― 東 芝 4−3E1A 質量 : 0.14 g |
同様の部品番号 - TLSU164 |