| データシートサーチシステム |
|
FC6206S データシート(PDF) 13 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FC6206S データシート(HTML) 13 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
13 / 14 page ![]() SOT-89 Taping Specifications : Direction of feed “R” type [Orientation of Device Right] Standard Type SOT-89 : SIZE (mm) A Φ 178 ± 0.8 B 2 ± 0.2 C Φ 13 ± 0.2 D Φ 21 ± 0.8 G 12 ± 0.5 H Φ 60 1,000 pcs / reel 4 0 ± 0 1 8 0 ± 0 1 2 0 ± 0 05 Φ1 5 0 1 0 “L” type [Orientation of Device Left] Reverse Type Direction of feed 2013. 01. 21 13/14 FC6206S Revision No : 3 |