データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AMDIP1606L96B8Q1C データシート(PDF) 2 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

部品番号 AMDIP1606L96B8Q1C
部品情報  High Attenuation on harmonic suppressed
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WALSIN [WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION]
ホームページ  http://www.passivecomponent.com/
Logo WALSIN - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

AMDIP1606L96B8Q1C データシート(HTML) 2 Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION

  AMDIP1606L96B8Q1C Datasheet HTML 1Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION AMDIP1606L96B8Q1C Datasheet HTML 2Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION AMDIP1606L96B8Q1C Datasheet HTML 3Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION AMDIP1606L96B8Q1C Datasheet HTML 4Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION AMDIP1606L96B8Q1C Datasheet HTML 5Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION AMDIP1606L96B8Q1C Datasheet HTML 6Page - WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Approval sheet
Page 2 of 6
ASC_ AMDIP1606L96B8Q1C _V01
Aug. 2018
FEATURES
1.
Miniature footprint: 1.6 X 0.8 X 0.6 mm
3
2.
Low Insertion Loss
3.
High Attenuation on harmonic suppressed
4.
LTCC process
APPLICATIONS
1.
ISM 2.4 / 5.0 GHz band RF Application
2.
Wi-Fi 802.11a/b/g/n Application
3.
Automobile grade 2 & AEC-Q200 compliant
CONSTRUCTION
Top View
DIMENSIONS
Figure
Symbol
Dimension (mm)
L
1.60 ± 0.10
W
0.80 ± 0.10
T
0.60 max.
A
0.25 ± 0.05
B
0.30 ± 0.05
C
0.20 ± 0.05
D
0.20 ± 0.05
E
0.15 ± 0.05
F
0.05 ± 0.05
PIN
Connection
1
GND
2
Common Port
3
GND
4
High Band Port
5
GND
6
Low Band Port
P6
P5
P4
1
P1
P2
P3
Bottom view
Side view
Top view
Side view



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com