| データシートサーチシステム |
|
EMIF10-LCD01F3 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EMIF10-LCD01F3 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 6 page ![]() EMIF10-LCD01F1 5/6 250µm ± 40 650µm ± 65 2.64mm ± 50µm 315µm ± 50 500µm ± 50 PACKAGE MECHANICAL DATA FLIP CHIP 545 400 x y x w x w Dot, ST logo xxx = marking yww = datecode (y = year ww = week) All dimensions in µm MARKING Copper pad Diameter : 250µm recommended , 300µm max Solder stencil opening : 330µm Solder mask opening recommendation : 340µm min for 315µm copper pad diameter FOOT PRINT RECOMMENDATIONS |