| データシートサーチシステム |
|
AM29DL640H60WHE データシート(PDF) 13 Page - Advanced Micro Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AM29DL640H60WHE データシート(HTML) 13 Page - Advanced Micro Devices |
|
13 / 54 page ![]() February 9, 2005 Am29DL640H 11 Bank 2 SA23 0010000xxx 64/32 100000h–10FFFFh 80000h–87FFFh SA24 0010001xxx 64/32 110000h–11FFFFh 88000h–8FFFFh SA25 0010010xxx 64/32 120000h–12FFFFh 90000h–97FFFh SA26 0010011xxx 64/32 130000h–13FFFFh 98000h–9FFFFh SA27 0010100xxx 64/32 140000h–14FFFFh A0000h–A7FFFh SA28 0010101xxx 64/32 150000h–15FFFFh A8000h–AFFFFh SA29 0010110xxx 64/32 160000h–16FFFFh B0000h–B7FFFh SA30 0010111xxx 64/32 170000h–17FFFFh B8000h–BFFFFh SA31 0011000xxx 64/32 180000h–18FFFFh C0000h–C7FFFh SA32 0011001xxx 64/32 190000h–19FFFFh C8000h–CFFFFh SA33 0011010xxx 64/32 1A0000h–1AFFFFh D0000h–D7FFFh SA34 0011011xxx 64/32 1B0000h–1BFFFFh D8000h–DFFFFh SA35 0011000xxx 64/32 1C0000h–1CFFFFh E0000h–E7FFFh SA36 0011101xxx 64/32 1D0000h–1DFFFFh E8000h–EFFFFh SA37 0011110xxx 64/32 1E0000h–1EFFFFh F0000h–F7FFFh SA38 0011111xxx 64/32 1F0000h–1FFFFFh F8000h–FFFFFh SA39 0100000xxx 64/32 200000h–20FFFFh 100000h–107FFFh SA40 0100001xxx 64/32 210000h–21FFFFh 108000h–10FFFFh SA41 0100010xxx 64/32 220000h–22FFFFh 110000h–117FFFh SA42 0101011xxx 64/32 230000h–23FFFFh 118000h–11FFFFh SA43 0100100xxx 64/32 240000h–24FFFFh 120000h–127FFFh SA44 0100101xxx 64/32 250000h–25FFFFh 128000h–12FFFFh SA45 0100110xxx 64/32 260000h–26FFFFh 130000h–137FFFh SA46 0100111xxx 64/32 270000h–27FFFFh 138000h–13FFFFh SA47 0101000xxx 64/32 280000h–28FFFFh 140000h–147FFFh SA48 0101001xxx 64/32 290000h–29FFFFh 148000h–14FFFFh SA49 0101010xxx 64/32 2A0000h–2AFFFFh 150000h–157FFFh SA50 0101011xxx 64/32 2B0000h–2BFFFFh 158000h–15FFFFh SA51 0101100xxx 64/32 2C0000h–2CFFFFh 160000h–167FFFh SA52 0101101xxx 64/32 2D0000h–2DFFFFh 168000h–16FFFFh SA53 0101110xxx 64/32 2E0000h–2EFFFFh 170000h–177FFFh SA54 0101111xxx 64/32 2F0000h–2FFFFFh 178000h–17FFFFh SA55 0110000xxx 64/32 300000h–30FFFFh 180000h–187FFFh SA56 0110001xxx 64/32 310000h–31FFFFh 188000h–18FFFFh SA57 0110010xxx 64/32 320000h–32FFFFh 190000h–197FFFh SA58 0110011xxx 64/32 330000h–33FFFFh 198000h–19FFFFh SA59 0110100xxx 64/32 340000h–34FFFFh 1A0000h–1A7FFFh SA60 0110101xxx 64/32 350000h–35FFFFh 1A8000h–1AFFFFh SA61 0110110xxx 64/32 360000h–36FFFFh 1B0000h–1B7FFFh SA62 0110111xxx 64/32 370000h–37FFFFh 1B8000h–1BFFFFh SA63 0111000xxx 64/32 380000h–38FFFFh 1C0000h–1C7FFFh SA64 0111001xxx 64/32 390000h–39FFFFh 1C8000h–1CFFFFh SA65 0111010xxx 64/32 3A0000h–3AFFFFh 1D0000h–1D7FFFh SA66 0111011xxx 64/32 3B0000h–3BFFFFh 1D8000h–1DFFFFh SA67 0111100xxx 64/32 3C0000h–3CFFFFh 1E0000h–1E7FFFh SA68 0111101xxx 64/32 3D0000h–3DFFFFh 1E8000h–1EFFFFh SA69 0111110xxx 64/32 3E0000h–3EFFFFh 1F0000h–1F7FFFh SA70 0111111xxx 64/32 3F0000h–3FFFFFh 1F8000h–1FFFFFh Table 2. Am29DL640H Sector Architecture (Continued) Bank Sector Sector Address A21–A12 Sector Size (Kbytes/Kwords) (x8) Address Range (x16) Address Range |