| データシートサーチシステム |
|
2N2907AS データシート(PDF) 5 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2N2907AS データシート(HTML) 5 Page - First Silicon Co., Ltd |
|
5 / 5 page ![]() 2N2907AS 2008. 02. 18 5/5 Revision No : 1 D J K L A C B S H G V 3 1 2 DIM A MIN MAX MIN MAX MILLIMETERS 0.1102 0.1197 2.80 3.04 INCHES B 0.0472 0.0551 1.20 1.40 C 0.0350 0.0440 0.89 1.11 D 0.0150 0.0200 0.37 0.50 G 0.0701 0.0807 1.78 2.04 H 0.0005 0.0040 0.013 0.100 J 0.0034 0.0070 0.085 0.177 K 0.0180 0.0236 0.45 0.60 L 0.0350 0.0401 0.89 1.02 S 0.0830 0.0984 2.10 2.50 V 0.0177 0.0236 0.45 0.60 STYLE 1 1: PIN 1. ANODE 2. NO CONNECTION 3. C ATHODE SOT-23 (TO-236AB) mm inches 0.037 0.95 0.037 0.95 0.079 2.0 0.035 0.9 0.031 0.8 SOLDER PLATING. 2. LEAD THICKNESS SPECIFIED PER L / F DRAWING WITH 1. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS NOTES: |