データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDS160F データシート(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

部品番号 FDS160F
部品情報  Switchingdiode
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FS [First Silicon Co., Ltd]
ホームページ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FDS160F データシート(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

  FDS160F Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FDS160F Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FDS160F Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2012. 1. 28
3/3
FDS160F
Revision No : 0
SOD−923
NOTES:
1. DIMENSION NG AND TOLERANC NG PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILL METERS.
3. MAX MUM LEAD THICKNESS NCLUDES LEAD
FINISH THICKNESS. M N MUM LEAD
THICKNESS IS THE M N MUM THICKNESS OF
BASE MATERIAL.
DIM MIN
NOM MAX
MILLIMETERS
A
0.34
0.37
0.40
b
0.15
0.20
0.25
c
0.07
0.12
0.17
D
0.75
0.80
0.85
E
0.55
0.60
0.65
0.95
1.00
1.05
L
0.05
0.10
0.15
HE
0.013 0 015 0 016
0.006 0 008 0 010
0.003 0 005 0 007
0.030 0 031 0 033
0.022 0 024 0 026
0.037 0 039 0 041
0.002 0 004 0 006
MIN
NOM MAX
INCHES
D
E
b
c
A
L
2X
−Y−
−X−
0.08 (0.0032)
X Y
HE
0.40
0.30
0.90
DIMENSIONS: MILL METERS
SOLDERING FOOTPRINT*
2
1



Html Pages

1 2 3