| データシートサーチシステム |
|
STM32L4A6VG データシート(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4A6VG データシート(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 282 page ![]() DS11584 Rev 8 7/282 STM32L4A6xG List of tables 10 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Table 2. STM32L4A6xG family device features and peripheral counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 3. Access status versus readout protection level and execution modes. . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 4. STM32L4A6xG modes overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Table 5. Functionalities depending on the working mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 6. STM32L4A6xG peripherals interconnect matrix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 7. DMA implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Table 8. Temperature sensor calibration values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 9. Internal voltage reference calibration values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Table 10. Timer feature comparison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Table 11. I2C implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Table 12. STM32L4A6xG USART/UART/LPUART features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 13. SAI implementation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Table 14. Legend/abbreviations used in the pinout table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Table 15. STM32L4A6xG pin definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Table 16. Alternate function AF0 to AF7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Table 17. Alternate function AF8 to AF15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 18. STM32L4A6xG memory map and peripheral register boundary addresses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Table 19. Voltage characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Table 20. Current characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Table 21. Thermal characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Table 22. General operating conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Table 23. Operating conditions at power-up / power-down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 24. Embedded reset and power control block characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Table 25. Embedded internal voltage reference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Table 26. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Table 27. Current consumption in Run modes, code with data processing running from Flash, (ART enable Cache ON Prefetch OFF) and power supplied (by external SMPS (VDD12 = 1.10 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Table 28. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from Flash, ART disable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Table 29. Current consumption in Run modes, code with data processing running from Flash, ART disable and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V). . . . . . . . . . . . . . 136 Table 30. Current consumption in Run and Low-power run modes, code with data processing running from SRAM1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Table 31. Current consumption in Run, code with data processing running from SRAM1 and power supplied by external SMPS (VDD12 = 1.10 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Table 32. Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Table 33. Typical current consumption in Run, with different codes running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) and power supplied (by external SMPS (VDD12 = 1.10 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Table 34. Typical current consumption in Run, with different codes running from Flash, ART enable (Cache ON Prefetch OFF) and power supplied (by external SMPS (VDD12 = 1.05 V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Table 35. Typical current consumption in Run and Low-power run modes, with different codes |