| データシートサーチシステム |
|
LFEC データシート(PDF) 91 Page - Lattice Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LFEC データシート(HTML) 91 Page - Lattice Semiconductor |
|
91 / 117 page ![]() 4-29 Pinout Information Lattice Semiconductor LatticeECP/EC Family Data Sheet V18 PRO- GRAMN 3 V18 PRO- GRAMN 3 T20 CCLK 3 T20 CCLK 3 T21 INITN 3 T21 INITN 3 R20 DONE 3 R20 DONE 3 PR39B 3 C -- - GND GND3 3 PR39A 3 T PR38B 3 C PR38A 3 T T18 NC - T18 PR37B 3 C R17 NC - R17 PR37A 3 T R19 NC - R19 PR36B 3 C R18 NC - R18 PR36A 3 T RDQS36 U22 NC - U22 PR35B 3 C -- - GND GND3 3 T22 NC - T22 PR35A 3 T R21 NC - R21 PR34B 3 C R22 NC - R22 PR34A 3 T P20 NC - P20 PR33B 3 C N20 NC - N20 PR33A 3 T P19 NC - P19 PR32B 3 C P18 NC - P18 PR32A 3 T P21 PR18B 3 C P21 PR31B 3 C GND GND3 3 GND GND3 3 P22 PR18A 3 T P22 PR31A 3 T N21 PR17B 3 C N21 PR30B 3 C N22 PR17A 3 T N22 PR30A 3 T N19 PR16B 3 C N19 PR29B 3 C N18 PR16A 3 T N18 PR29A 3 T M21 PR15B 3 C M21 PR28B 3 C L20 PR15A 3 T RDQS15 L20 PR28A 3 T RDQS28 L21 PR14B 3 C L21 PR27B 3 C GND GND3 3 GND GND3 3 M20 PR14A 3 T M20 PR27A 3 T M18 PR13B 3 C M18 PR26B 3 C M19 PR13A 3 T M19 PR26A 3 T M22 PR12B 3 C M22 PR25B 3 C L22 PR12A 3 T L22 PR25A 3 T K22 PR11B 3 C K22 PR24B 3 C K21 PR11A 3 T K21 PR24A 3 T J22 PR9B 2 C PCLKC2_0 J22 PR22B 2 C PCLKC2_0 LFECP6/LFEC6, LFECP20/LFEC20 Logic Signal Connections: 484 fpBGA LFEC6/LFECP6 LFEC20/LFECP20 Ball Number Ball Function Bank LVDS Dual Function Ball Number Ball Function Bank LVDS Dual Function |